công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G431C6 bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G431C6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 170 MHz /213 DMIPS, up to 128 KB Flash, 32 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  197 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G431C6 bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G431C6 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32G431C6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 197 page
background image
DS12589 Rev 3
95/197
STM32G431x6 STM32G431x8 STM32G431xB
Electrical characteristics
160
APB1
USART2 clock domain
3.57
3.36
2.76
3.22
µA/MHz
USART2 independent clock domain
7.93
7.36
6.10
6.84
USART3 clock domain
3.50
3.29
2.68
3.12
USART3 independent clock domain
7.69
7.14
5.94
6.71
UART4 clock domain
3.30
3.10
2.54
2.91
UART4 independent clock domain
6.53
6.06
5.02
5.61
I2C1 clock domain
1.69
1.60
1.31
1.53
I2C1 independent clock domain
3.95
3.68
3.05
3.47
I2C2 clock domain
1.69
1.60
1.31
1.53
I2C2 independent clock domain
4.04
3.76
3.11
3.58
USB clock domain
0.57
0.55
0.44
0.51
USB independent clock domain
1.19
1.10
5.28
NA
FDCAN clock domain
9.52
8.90
7.32
8.29
FDCAN independent clock domain
4.82
4.48
3.70
4.37
PWR
1.26
1.19
0.96
1.04
I2C3 clock domain
1.68
1.59
1.30
1.53
I2C3 independent clock domain
2.48
2.30
1.92
2.19
LPTIM1 clock domain
1.52
1.45
1.17
1.43
LPTIM1 independent clock domain
4.38
4.05
3.38
3.68
LPUART1 clock domain
2.42
2.29
1.87
2.15
LPUART1 independent clock
domain
4.65
4.30
3.59
4.14
ALL APB1 on
138.92
129.50
105.42
120.34
AHB to APB2 bridge
0.43
0.36
0.30
0.19
UCPD clock domain
3.67
3.42
2.82
3.24
UCPD independent clock domain
1.28
1.20
5.73
NA
Table 34. Peripheral current consumption (continued)
BUS
Peripheral
Range 1
Boost Mode
Range 1
Range 2
Low-power
run and sleep
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com