công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G031C4 bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G031C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 64 KB Flash, 8 KB RAM, 2x USART, timers, ADC, comm. I/Fs, 1.7-3.6V
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G031C4 bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G031C4 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32G031C4 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 117 page
background image
Electrical characteristics
STM32G031x4/x6/x8
88/117
DS12992 Rev 2
Figure 27. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0
Figure 28. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1
1. Measurement points are done at CMOS levels: 0.3 VDD and 0.7 VDD.
th(SO)
Slave data output hold
time
-5
-
-
ns
th(MO)
Master data output hold
time
-1
-
-
ns
1. Based on characterization results, not tested in production.
Table 68. SPI characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
MSv41658V1
NSS input
CPHA=0
CPOL=0
CPHA=0
CPOL=1
MISO output
MOSI input
tsu(SI)
th(SI)
tw(SCKL)
tw(SCKH)
tc(SCK)
tr(SCK)
th(NSS)
tdis(SO)
tsu(NSS)
ta(SO)
tv(SO)
Next bits IN
Last bit OUT
First bit IN
First bit OUT
Next bits OUT
th(SO)
tf(SCK)
Last bit IN
MSv41659V1
NSS input
CPHA=1
CPOL=0
CPHA=1
CPOL=1
MISO output
MOSI input
tsu(SI)
th(SI)
tw(SCKL)
tw(SCKH)
tsu(NSS)
tc(SCK)
ta(SO)
tv(SO)
First bit OUT
Next bits OUT
Next bits IN
Last bit OUT
th(SO)
tr(SCK)
tf(SCK)
th(NSS)
tdis(SO)
First bit IN
Last bit IN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com