| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8S003K3 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S003K3 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 103 page ![]() DS7147 Rev 10 25/103 STM8S003F3 STM8S003K3 Pinouts and pin descriptions 29 5.2 STM8S003F3 TSSOP20/UFQFPN20 pinout and pin description Figure 4. STM8S003F3 TSSOP20 pinout 1. HS high sink capability. 2. (T) True open drain (P-buffer and protection diode to VDD not implemented). 3. [ ] alternate function remapping option (If the same alternate function is shown twice, it indicates an exclusive choice not a duplication of the function). 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 UART1_CK/TIM2_CH1/BEEP/(HS)PD4 NRST VDD VCAP VSS OSCOUT/PA2 PD3 (HS)/AIN4/TIM2_CH2/ADC_ETR PD1(HS)/SWIM PC4(HS)/TIM1_CH4/CLK_CCO/AIN2/[TIM1_CH2N] PC5 (HS)/SPI_SCK [TIM2_CH1] 12 11 9 10 [SPI_NSS] TIM2_CH3/(HS) PA3 PD2(HS)/AIN3/[TIM2_CH3] OSCIN/PA1 UART1_TX/AIN5/(HS) PD5 UART1_RX/AIN6/(HS) PD6 PC6(HS)/SPI_MOSI [TIM1_CH1] PC7(HS)/SPI_MISO [TIM1_CH2] MS37741V1 PB5(T)/I2C_SDA [TIM1_BKIN] PB4(T)/I2C_SCL [ADC_ETR] PC3(HS)/TIM1_CH3 [TLI] [TIM1_CH1N] |