công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMN013-100PS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện PSMN013-100PS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

PSMN013-100PS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  PSMN013-100PS Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd PSMN013-100PS Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
FEATURES
•
TrenchFET® Power MOSFET
•
175 °C Junction Temperature
•
Low Thermal Resistance Package
•
100 % Rg Tested
APPLICATIONS
•
Isolated DC/DC Converters
PRODUCT SUMMARY
V(BR)DSS (V)
rDS(on) (Ω)ID (A)
100
0.0
18 at VGS = 10 V
70a
N-Channel MOSFET
G
D
S
Notes:
a. Package limited.
b. Duty cycle
≤ 1 %.
c. See SOA curve for voltage derating.
d. When Mounted on 1" square PCB (FR-4 material).
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TC = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
100
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
Continuous Drain Current (TJ = 175 °C)
TC = 25 °C
ID
a
A
TC = 125 °C
3
5a
Pulsed Drain Current
IDM
1
45
Avalanche Current
L = 0.1 mH
IAS
3
1
Single Pulse Avalanche Energyb
EAS
6
0
mJ
Maximum Power Dissipationb
TC = 25 °C
PD
3
55c
W
TA = 25 °C
d
3.
35
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
- 55 to 175
°C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Junction-to-Ambient
PCB Mount
RthJA
40
°C/W
Junction-to-Case (Drain)
RthJC
0.4
RoHS
COMPLIANT
TO-220AB
Top View
GD S
7
0
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
PSMN013-100PS
1


Số phần tương tự - PSMN013-100PS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PSMN013-100PS NXP-PSMN013-100PS Datasheet
177Kb / 14P
N-channel 100V 13.9m廓 standard level MOSFET in TO220.
Rev. 02-22 January 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
PSMN013-100PS NEXPERIA-PSMN013-100PS Datasheet
739Kb / 14P
N-channel 100V 13.9mΩ standard level MOSFET in TO220.
10 August 2012
logo
Inchange Semiconductor ...
PSMN013-100PS ISC-PSMN013-100PS Datasheet
372Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
NXP Semiconductors
PSMN013-100PS PHILIPS-PSMN013-100PS_15 Datasheet
235Kb / 14P
N-channel 100V 13.9m廓 standard level MOSFET in TO220
10 August 2012
More results

Mô tả tương tự - PSMN013-100PS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
25-Dec-01
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2328DS KEXIN-KI2328DS Datasheet
51Kb / 2P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4102DY VISHAY-SI4102DY Datasheet
209Kb / 4P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
08-Oct-07
SI7454DP VISHAY-SI7454DP_06 Datasheet
196Kb / 4P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
13-Feb-06
SI7456DDP VISHAY-SI7456DDP Datasheet
482Kb / 13P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
21-May-12
logo
Analog Power
AM4490NE ANALOGPOWER-AM4490NE Datasheet
364Kb / 5P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM90N10-23P ANALOGPOWER-AM90N10-23P Datasheet
129Kb / 3P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7412N ANALOGPOWER-AM7412N Datasheet
99Kb / 3P
N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4190DY-T1-GE3 VISHAY-SI4190DY-T1-GE3 Datasheet
271Kb / 10P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
22-Nov-10
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
22-Nov-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com