công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XGCS490B201 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Schneider Electric

tên linh kiện XGCS490B201
Giải thích chi tiết về linh kiện  Panel Smart antenna
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XGCS490B201 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  XGCS490B201 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric XGCS490B201 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric XGCS490B201 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric XGCS490B201 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric XGCS490B201 Datasheet HTML 5Page - Schneider Electric XGCS490B201 Datasheet HTML 6Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
Product data sheet
Connections and Schema
XGCS490B201
Connections
Modbus Connections
Pin no.
Modbus smart antenna signal
1
Drain (Modbus-SHLD)
2
+ 24 VDC
3
0 V/Modbus-GND
4
D0
5
D1
Connection Examples
Connection to a Terminal
(1) Power supply
(2) Network Tee
(3) Male M12 connector
(4) Terminal
(5) Smart antenna



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com