công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD2943 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SD2943
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power Transistor HF/VHF/UHF N - Channel MOSFETs
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SD2943 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button SD2943 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics SD2943 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
5 Mechanical Data
SD2943
12/14
5
Mechanical Data
Table 9.
M177 (.550 DIA 4/L N/HERM W/FLG)
Figure 14. M177 Package Dimensions
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP
MAX.
A
5.72
5.97
0.225
0.235
B
6.73
6.96
0.265
0.275
C
21.84
22.10
0.860
0.870
D
28.70
28.96
1.130
1.140
E
13.84
14.10
0.545
0.555
F
0.08
0.18
0.003
0.007
G
2.49
2.74
0.098
0.108
H
3.81
4.32
0.150
0.170
I7.11
0.280
J
27.43
28.45
1.080
1.120
K
15.88
16.13
0.625
0.635



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14