công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS5231-3GDPR5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện CS5231-3GDPR5
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA, 3.3 V Linear Regulator with Auxiliary Control
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

CS5231-3GDPR5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CS5231-3GDPR5 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
CS5231−3
http://onsemi.com
5
Figure 8. Ground Current vs. Load Current
Capacitance ESR (
W)
1000
6.0
0
10
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
100
Figure 9. Region of Stable Operation
Temperature (
°C)
4.4
0
4.0
40
20
4.2
60
Figure 10. AuxDrv Current Limit vs. Junction
Temperature
Load Current (A)
0.0
0.2
2.2
2.0
1.8
1.6
0.4
TJ = 0°C
IGND @ 0°C
2.4
2.6
4.6
4.8
5.0
80
100
120
140
Time, 5.0
ms per division
3.2
10
500
Figure 11. Transient Response
3.3
3.4
TJ = 27°C
IGND @ 27°C
TJ = 125°C
IGND @ 125°C
CIN = 33 mF
COUT = 33 mF
VIN = 5.00 V
Stable Region
TJ = 25°C
7.0
Figure 12. Application Circuit
5.0 V PCI
C1
33
mF
VIN
GND
AuxDrv
VOUT
3.3 V VAUX
C1
33
mF
C3
33
mF
M1
ASIC
VDD
* indicates PFET body diode
CS5231−3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com