công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P0804BVG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện P0804BVG
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P0804BVG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P0804BVG Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0804BVG Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power Derating
0
1
2
3
4
5
6
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P0804BVG
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com