công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS7A1111PDRVT bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS7A1111PDRVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS7A11 500-mA, Low VIN, Low VOUT, Ultra-Low Dropout Regulator
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS7A1111PDRVT bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS7A1111PDRVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 40 page
background image
6.6 Typical Characteristics (continued)
at operating temperature TJ = 25°C, VIN = VOUT(NOM) + 0.5 V, VBIAS = VOUT(NOM) + 1.4 V, IOUT = 1 mA, VEN = VIN, CIN = COUT
= 2.2 µF, and CBIAS = 0.1 µF (unless otherwise noted)
Temperature (°C)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
VIN UVLO (Falling)
VIN UVLO (Rising)
Figure 6-31. VUVLO(IN) Rising and Falling Threshold vs
Temperature
Temperature (qC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.515
0.525
0.535
0.545
0.555
0.565
0.575
0.585
0.595
0.605
VEN(LO)
VEN(HI)
Figure 6-32. Enable High and Low Threshold vs Temperature
www.ti.com
TPS7A11
SBVS316B – SEPTEMBER 2018 – REVISED DECEMBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: TPS7A11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com