công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL084CD bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL084CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL084CD bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button TL084CD Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 66 page
background image
10
0
f − Frequency − Hz
100 k
50
10
20
30
40
VCC± = ±15 V
AVD = 10
RS = 20 Ω
TA = 25°C
40 100
400 1 k
4 k 10 k
40 k
Figure 6-56. Equivalent Input Noise Voltage vs
Frequency
0.001
1
40 k
10 k
4 k
1 k
400
100 k
f − Frequency − Hz
100
0.004
0.01
0.04
0.1
0.4
VCC± = ±15 V
AVD = 1
VI(RMS) = 6 V
TA = 25°C
Figure 6-57. Total Harmonic Distortion vs
Frequency
www.ti.com
TL081, TL081A, TL081B
TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B, TL084H
SLOS081J – FEBRUARY 1977 – REVISED NOVEMBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
27
Product Folder Links: TL081 TL081A TL081B TL082 TL082A TL082B TL084 TL084A TL084B TL084H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com