công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FN-3483 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Schaffner International Ltd

tên linh kiện FN-3483
Giải thích chi tiết về linh kiện  480 VAC 60 Hz Economy Passive Harmonic Filters
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHAFFNER [Schaffner International Ltd]
Trang chủ  https://www.schaffner.com/
Logo SCHAFFNER - Schaffner International Ltd

FN-3483 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Schaffner International Ltd

  FN-3483 Datasheet HTML 1Page - Schaffner International Ltd FN-3483 Datasheet HTML 2Page - Schaffner International Ltd FN-3483 Datasheet HTML 3Page - Schaffner International Ltd FN-3483 Datasheet HTML 4Page - Schaffner International Ltd FN-3483 Datasheet HTML 5Page - Schaffner International Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
Ecosine passive
Schaffner Group
Datasheets
09 Oct 2020
Mechanical data of IP 00 enclosure
Dimensions in mm
Frame size*
W
D
H
R
S1
S2
S3
T
LINE
LOAD
Recommended
cabinet size
WxDxH
S08
max. 650
max. 505
1120
380
330
230
490
13.5
255 ± 10
470 ± 30
800x600x2000
S10
890
max. 505
1120
370
514
n/a
280
13.5
255 ± 10
240 ± 30
1000x600x2000
S12
1060
max. 505
1120
370
684
n/a
280
13.5
255 ± 10
230 ± 10
1200x600x2000
L08
max. 680
557
1320
458
320
225
485
13.5
290 ± 10
540 ± 30
800x600x2000
L10
890
max. 557
1320
455
504
n/a
285
13.5
290 ± 10
230 ± 10
1000x600x2000
L12
1060
max. 557
1320
455
674
n/a
285
13.5
290 ± 10
220 ± 10
1200x600x2000
* General tolerance: ISO 2768-v
Dimensions in inches
Frame size*
W
D
H
R
S1
S2
S3
T
LINE
LOAD
Recommended
cabinet size
WxDxH
S08
max. 25.6
max. 19.88
44.09
14.96
12.99
9.06
19.29
0.53
10.04 ± 0.039
18.5 ± 1.18
31.5x23.6x78.7
S10
35.04
max. 19.88
44.09
14.57
20.24
n/a
11.02
0.53
10.04 ± 0.039
9.45 ± 1.18
39.4x23.6x78.7
S12
41.73
max. 19.88
44.09
14.57
26.93
n/a
11.02
0.53
10.04 ± 0.039
9.06 ± 0.39
47.2x23.6x78.7
L08
max. 26.8
21.93
51.97
18.03
12.60
8.86
19.09
0.53
11.42 ± 0.039
21.26 ± 1.18
31.5x23.6x78.7
L10
35.04
max. 21.93
51.97
17.91
19.84
n/a
11.22
0.53
11.42 ± 0.039
9.06 ± 0.39
39.4x23.6x78.7
L12
41.73
max. 21.93
51.97
17.91
26.54
n/a
11.22
0.53
11.42 ± 0.039
8.66 ± 0.39
47.2x23.6x78.8
* General tolerance: ISO 2768-v
Inlet air flow required for cooling
Frame size
Min air volume*
[m3/h]
CFM [ft3/min]
S08, L08
1069
629
S10, L10
1069
629
S12, L12
1069
629
* Complete cooling requirement, including air inlet placement, must be followed. Please consult the user
manual.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com