công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29N323D bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29N323D
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (2 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous Read/Write, Burst Mode Flash Memory
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29N323D bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29N323D Datasheet HTML 39Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 40Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices AM29N323D Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 48 page
background image
42
Am29N323D
August 8, 2002
PHYSICAL DIMENSIONS*
FDD047—47-Pin Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA) 7 x 10 mm package
* For reference only. BSC is an ANSI standard for Basic Space Centering



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48