công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCE016XD2DB1B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện SCE016XD2DB1B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Rating: 6 to 16 VDC
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

SCE016XD2DB1B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

  SCE016XD2DB1B Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part #:
Revision:
Extra Loud
Loud
Extra Loud
Loud
Continuous
Continuous
Fast Pulse
Current Draw:
Housing Material:
T-BLOCK ONLY
T-BLOCK; BLUE WIRE
TO (-)
6 to 16 VDC
40mA MAX
Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole.
2.1 oz (60g)
T-BLOCK; YELLOW
WIRE TO (-)
T-BLOCK; BOTH
WIRES TO (-)
Options:
Please contact factory.
N/A
N/A
10
10
2000 ± 500 Hz
2000 ± 500 Hz
2000 ± 500 Hz
4411 South High School Road, Indianapolis, Indiana 46241 U.S.A · Phone: (317) 612-1000 Fax: (317) 612-1010
www.mspindy.com
-40° to +85° C
-40° to +85° C
Operating Temperature
Storage Temperature:
Panel Mounting:
Weight (Typical):
Dimensions: Inches (mm)
ROHS Compliant
NEMA 3R,4X, & 12:
Approved with use of ACC03.
cUL Recognition:
cUL Recognized
Specifications:
SCE016XD2DB1B
A
Mallory Sonalert Products,Inc.
Sales Outline Drawing
Sound Level Category:
Mode of Operation:
Knurled Nut:
Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.
Voltage Rating:
95 to 105 dB(A) Typ.
85 to 95 dB(A) Typ.
95 to 105 dB(A) Typ.
85 to 95 dB(A) Typ.
Fast Pulse
Loudness @ 2 FT:
Pulse Rate (PPS):
6/6 Nylon, Color: Black
Frequency:
Connection:
2000 ± 500 Hz
T
®
R
Solutions
L E
A
N
O
Made in U.S.A.
S


Số phần tương tự - SCE016XD2DB1B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SCE016XD2DB1F MSPI-SCE016XD2DB1F Datasheet
78Kb / 1P
Voltage Rating: 6 to 16 VDC
SCE016XD2DB1S MSPI-SCE016XD2DB1S Datasheet
81Kb / 1P
Voltage Rating: 6 to 16 VDC
More results

Mô tả tương tự - SCE016XD2DB1B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SC616JR MSPI-SC616JR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616JWR MSPI-SC616JWR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616NDR MSPI-SC616NDR Datasheet
53Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616NJR MSPI-SC616NJR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616PUR MSPI-SC616PUR Datasheet
77Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616QR MSPI-SC616QR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016SD3CM1S MSPI-SCE016SD3CM1S Datasheet
69Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD2DP2B MSPI-SCE016LD2DP2B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD3CK1B MSPI-SCE016LD3CK1B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD3DP3B MSPI-SCE016LD3DP3B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com