công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5012 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP5012
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP50xx 9-, 12-Channel, 12-Bit PWM Ultra-low Quiescent Current I2C RGB LED Drivers
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP5012 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button LP5012 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LP5012 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 51 page
background image
Return to Table 8-4.
Figure 8-21. LED1_BRIGHTNESS Register
7
6
5
4
3
2
1
0
LED1_Brightness
R/ W-FFh
Table 8-14. LED1_BRIGHTNESS Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7–0
LED1_Brightness
R/ W
FFh
FFh = 100% of full intensity
...
80h = 50% of full intensity
...
00h = 0% of full intensity
8.6.10 LED2_BRIGHTNESS (Address = 9h) [reset = FFh]
LED2_BRIGHTNESS is shown in Figure 8-22 and described in Table 8-15.
Return to Table 8-4.
Figure 8-22. LED2_BRIGHTNESS Register
7
6
5
4
3
2
1
0
LED2_Brightness
R/ W-FFh
Table 8-15. LED2_BRIGHTNESS Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7–0
LED2_Brightness
R/ W
FFh
FFh = 100% of full intensity
...
80h = 50% of full intensity
...
00h = 0% of full intensity
8.6.11 LED3_BRIGHTNESS (Address = 0Ah) [reset = FFh]
LED3_BRIGHTNESS is shown in Figure 8-23 and described in Table 8-16.
Return to Table 8-4.
Figure 8-23. LED3_BRIGHTNESS Register
7
6
5
4
3
2
1
0
LED3_Brightness
R/ W-FFh
Table 8-16. LED3_BRIGHTNESS Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7–0
LED3_Brightness
R/ W
FFh
FFh = 100% of full intensity
...
80h = 50% of full intensity
...
00h = 0% of full intensity
www.ti.com
LP5009, LP5012
SLVSEH2B – MAY 2019 – REVISED AUGUST 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
29
Product Folder Links: LP5009 LP5012



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com