công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LS12 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74LS12
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER SCHOTTKY
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74LS12 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button 74LS12 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor 74LS12 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
SN74LS122 SN74LS123
http://onsemi.com
7
Figure 5. K versus VCC
Figure 6. K versus VRC
Figure 7. K versus VCC and VRC
VCC
VCC = 5 V
Cext = 1000 pF
VRC
Cext = 1000 pF
0.55
0.5
K
0.45
0.4
0.35
4.5
5
5.5
VCC = VRC
125
°C
70
°C
25
°C
0
°C
–55
°C
VRC = 5 V
Cext = 1000 pF
125
°C
70
°C
0
°C
–55
°C
125
°C
25
°C
0
°C
–55
°C
70
°C
25
°C
100000
10000
1000
100
10
1
10
100
1000
Cext, EXTERNAL TIMING CAPACITANCE (pF)
Rext = 80 kΩ
Rext = 40 kΩ
Rext = 20 kΩ
Rext = 10 kΩ
Rext = 5 kΩ
Rext = 260 kΩ
Rext = 160 kΩ
4.5
5
5.5
4.5
5
5.5
0.55
0.5
K
0.45
0.4
0.35
0.55
0.5
K
0.45
0.4
0.35
Figure 8.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com