công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P24ZGP310 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - promoco-motors.com

tên linh kiện P24ZGP310
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC Gear Motor
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROMOCO [promoco-motors.com]
Trang chủ  http://www.promoco-motors.com/index.php
Logo PROMOCO - promoco-motors.com

P24ZGP310 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - promoco-motors.com

  P24ZGP310 Datasheet HTML 1Page - promoco-motors.com  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DC Gear Motor
The specifications are believed to be accurate and
reliable. However, the suitability has to be determined
for a specific application. Specifications are subject to
change without notice.
P24ZGP310
DC Gear Motor
General Specifications
Ø
24.4 mm
3.5 VDC
24.5 mNm
Customized solutions on request.
Electrical Specifications
Model
Voltage
No-load
Current
No-
load
Speed
Rated
Current
Rated
Speed
Rated
Torque
Max. Momentary
Tolerance
Torque
Gear
Ratio
VDC
A
rpm
A
rpm
mNm
P24ZGP310-03175-20
3.5
0.03
175
0.11
90
6.9
300
1:20
P24ZGP310-0255-51
2.5
0.02
55
0.08
43
10.8
500
1:51
P24ZGP310-0360-70
3
0.05
60
0.15
50
24.5
900
1:70
Typical values at ambient temperature of approx. 20°C. Tolerance ±10%.
Mechanical Dimensions


Số phần tương tự - P24ZGP310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
promoco-motors.com
P24ZGP370 PROMOCO-P24ZGP370 Datasheet
144Kb / 1P
DC Gear Motor
P24ZGP370-0852-70 PROMOCO-P24ZGP370-0852-70 Datasheet
144Kb / 1P
DC Gear Motor
P24ZGP370-12100-51 PROMOCO-P24ZGP370-12100-51 Datasheet
144Kb / 1P
DC Gear Motor
P24ZGP370-12330-20 PROMOCO-P24ZGP370-12330-20 Datasheet
144Kb / 1P
DC Gear Motor
More results

Mô tả tương tự - P24ZGP310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
promoco-motors.com
P20ZSZ280 PROMOCO-P20ZSZ280 Datasheet
148Kb / 1P
DC Gear Motor
P12ZGZ20 PROMOCO-P12ZGZ20 Datasheet
176Kb / 1P
DC Gear Motor
P24ZGP370 PROMOCO-P24ZGP370 Datasheet
144Kb / 1P
DC Gear Motor
P37ZFP510 PROMOCO-P37ZFP510 Datasheet
140Kb / 1P
DC Gear Motor
P37ZFP510-H PROMOCO-P37ZFP510-H Datasheet
152Kb / 1P
DC Gear Motor
P44ZGP510 PROMOCO-P44ZGP510 Datasheet
162Kb / 1P
DC Gear Motor
P56ZGP540 PROMOCO-P56ZGP540 Datasheet
175Kb / 1P
DC Gear Motor
logo
Ningbo Leison Motor Co....
LS-25GA370 NINGBO-LS-25GA370 Datasheet
599Kb / 1P
DC GEAR MOTOR
LS-N20AGB NINGBO-LS-N20AGB Datasheet
673Kb / 1P
DC GEAR MOTOR
LS-SG555 NINGBO-LS-SG555 Datasheet
442Kb / 1P
DC GEAR MOTOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com