công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC616NJR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện SC616NJR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Rating 6 to 16 VDC
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

SC616NJR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

  SC616NJR Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part #:
Revision:
39
Current Draw
6-22mA
Duty Cycle (%)
50
-40° to +85° C
6/6 Nylon, Color: Black
Housing Material
Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole.
-30° to +65° C
Storage Temperature
Operating Temperature
Panel Mounting
SC616NJR
G
Mallory Sonalert Products, Inc.
Sales Outline Drawing
4411 South High School Road, Indianapolis, Indiana 46241 U.S.A · Phone: (317) 612-1000 Fax: (317) 612-1010
www.mspindy.com
ROHS Compliant
Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.
1.6 oz (45g)
Options
Knurled Nut
Dimensions:
cUL Recognized
Inches (mm)
NEMA 3R,4X, & 12
Please contact factory.
Weight (Typical)
Approved with use of ACC03.
92 to 101 dB(A) Typ.
Loudness @ Min Vdc
80 dB(A) @ 2 Feet and 6 Vdc
Loudness @ Max Vdc
95 dB(A) @ 2 Feet and 16 Vdc
Frequency
Specifications:
Loud
6 to 16 VDC
Voltage Rating
Sound Level Category
Mode of Operation
Slow Pulse @ 0.5 - 3.5 PPS
2900 ± 500 Hz
Loudness @ 2 FT


Số phần tương tự - SC616NJR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SC616NJ-BTR MSPI-SC616NJ-BTR Datasheet
84Kb / 1P
Approved with use of ACC03.
More results

Mô tả tương tự - SC616NJR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SC616JR MSPI-SC616JR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616JWR MSPI-SC616JWR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616NDR MSPI-SC616NDR Datasheet
53Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616PUR MSPI-SC616PUR Datasheet
77Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SC616QR MSPI-SC616QR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016SD3CM1S MSPI-SCE016SD3CM1S Datasheet
69Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD2DP2B MSPI-SCE016LD2DP2B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD3CK1B MSPI-SCE016LD3CK1B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD3DP3B MSPI-SCE016LD3DP3B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
SCE016LD3DT7B MSPI-SCE016LD3DT7B Datasheet
55Kb / 1P
Voltage Rating 6 to 16 VDC
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com