công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC250FKR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện SC250FKR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

SC250FKR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

  SC250FKR Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part #:
Revision:
1452 5
1501 1
SC250FKR
D
Mallory Sonalert Products, Inc.
Sales Outline Drawing
65/75 dB(A) @ 2 Feet and 250 Vac/dc
Current Draw
-40° to +85° C
Sound Level Category
Specifications:
Voltage Rating
Frequency
Mode of Operation
Short Pulse @ 0.5 - 1.2 PPS 10% Duty Cycle
2900 ± 500 Hz
Soft
60 to 250 VAC/DC
Dimensions:
Panel Mounting
Duty Cycle (%)
50
Loudness @ 2 FT
62 to 70 dB(A) Typ.
4-16mA
Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole.
-30° to +65° C
Loudness @ Min V
55/62 dB(A) @ 2 Feet and 60 Vac/dc
Housing Material
Storage Temperature
Operating Temperature
6/6 Nylon, Color: Black
Loudness @ Max V
Knurled Nut
4411 South High School Road, Indianapolis, Indiana 46241 U.S.A · Phone: (317) 612-1000 Fax: (317) 612-1010
www.mallory-sonalert.com
ROHS Compliant
Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.
1.6 oz (45g)
Approved with use of ACC03.
Please contact factory.
NEMA 3R,4X, & 12
PART DIMENSIONS BEFORE CODE DATE:
PART DIMENSIONS AFTER CODE DATE:
Options
Inches (mm)
Weight (Typical)


Số phần tương tự - SC250FKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SC250FJR MSPI-SC250FJR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250FPR MSPI-SC250FPR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250FR MSPI-SC250FR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
More results

Mô tả tương tự - SC250FKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
SC250DPR MSPI-SC250DPR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250DR MSPI-SC250DR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250ER MSPI-SC250ER Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250FJR MSPI-SC250FJR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250FPR MSPI-SC250FPR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250FR MSPI-SC250FR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250HJR MSPI-SC250HJR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SC250HPR MSPI-SC250HPR Datasheet
52Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SCE016LD3ED5B MSPI-SCE016LD3ED5B Datasheet
54Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
SCH250R MSPI-SCH250R Datasheet
56Kb / 1P
Voltage Rating 60 to 250 VAC/DC
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com