công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXGH50N60AS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXGH50N60AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiPerFAST IGBT - Surface Mountable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXGH50N60AS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXGH50N60AS Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXGH50N60AS Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXGH50N60AS Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXGH50N60AS Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
© 1996 IXYS All rights reserved
T
J - Degrees C
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
V
GE - Volts
0123
456789
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
T
J - Degrees C
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
V
GE - Volts
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
CE - Volts
02468
10
12
14
16
18
20
0
50
100
150
200
250
300
350
5V
7V
9V
11V
13V
V
CE - Volts
01
234
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V
GE = 15V
I
C = 40A
I
C = 20A
I
C = 80A
I
C = 40 A
I
C = 20A
T
J = 125 °C
T
J
= 25°C
V
GE(th) @ 250µA
V
CE = 100V
BV
CES @ 3mA
T
J = 25°C
T
J = 25°C
T
J = 25°C
V
GE = 15V
13V
11V
9V
7V
5V
Fig. 3 Collector-Emitter Voltage
Fig. 4
Temperature Dependence
vs. Gate-Emitter Voltage
of Output Saturation Voltage
Fig. 1 Saturation Characteristics
Fig. 2
Output Characterstics
Fig. 5 Input Admittance
Fig. 6
Temperature Dependence of
Breakdown and Threshold Voltage
IXGH50N60A
IXGH50N60AS



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com