công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSEK30 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện DSEK30
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

DSEK30 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  DSEK30 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation DSEK30 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
© 1997 IXYS All rights reserved
37
DSEK 30, 1200 V
1
10
100
1000
0
1
2
3
4
5
6
t
rr
0
200
400
600
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
0
10
20
30
40
50
01
23
4
0
10
20
30
40
50
60
70
µC
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
40
80
120
160
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
s
Z
thJC
K/W
0
200
400
600
0
10
20
30
40
50
60
T
VJ=125°C
I
F=30A
-di
F/dt
t
fr
V
FR
t
fr
ns
0
200
400
600
800
1000
1200
V
V
FR
µs
-di
F/dt
typ.
max.
K
f
Q
R
I
RM
°C
T
VJ
A
typ.
-di
F/dt
IRM
-di
F/dt
Q
rr
V
V
F
I
F
T
VJ=150°C
T
VJ=100°C
T
VJ= 25°C
A
I
F=15A
I
F=30A
I
F=60A
I
F=30A
V
R= 540V
T
VJ=100°C
max.
typ.
I
F=15A
I
F=30A
I
F=60A
I
F=30A
T
VJ=100°C
V
R=540V
T
VJ=100°C
I
F=15A
I
F=30A
I
F=60A
I
F=30A
A/
µs
A/
µs
A/
µs
A/
µs
t
max.
V
R= 540V
Fig. 1 Forward current
Fig. 2 Recovery charge versus -di
F/dt.
Fig. 3 Peak reverse current versus
versus voltage drop.
-di
F/dt.
Fig. 4 Dynamic parameters versus
Fig. 5 Recovery time versus -di
F/dt.
Fig. 6 Peak forward voltage versus
junction temperature.
-di
F/dt.
Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case
M
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
19.81
20.32
0.780
0.800
B
20.80
21.46
0.819
0.845
C
15.75
16.26
0.610
0.640
D
3.55
3.65
0.140
0.144
E
4.32
5.49
0.170
0.216
F
5.4
6.2
0.212
0.244
G
1.65
2.13
0.065
0.084
H
-
4.5
-
0.177
J
1.0
1.4
0.040
0.055
K
10.8
11.0
0.426
0.433
L
4.7
5.3
0.185
0.209
M
0.4
0.8
0.016
0.031
N
1.5
2.49
0.087
0.102
N
Dimensions



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com