công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K142BHTXVLUTR bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K142BHTXVLUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K142BHTXVLUTR bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXVLUTR Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 100 page
background image
NOTE
• Due to triple bonding in lower pin packages like 32-QFN,
48-LQFP, and 64-LQFP degradation might be seen in ADC
parameters.
• When using high speed interfaces such as the QuadSPI,
SAI0, SAI1 or ENET there may be some ADC degradation
on the adjacent analog input paths. See following table for
details.
Pin name
TGATE purpose
PTE8
CMP0_IN3
PTC3
ADC0_SE11/CMP0_IN4
PTC2
ADC0_SE10/CMP0_IN5
PTD7
CMP0_IN6
PTD6
CMP0_IN7
PTD28
ADC1_SE22
PTD27
ADC1_SE21
6.4.2 CMP with 8-bit DAC electrical specifications
Table 44. Comparator with 8-bit DAC electrical specifications for S32K1xx series
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
IDDHS
Supply current, High-speed mode1
μA
-40 - 125
℃
—
230
300
IDDLS
Supply current, Low-speed mode1
μA
-40 - 105
℃
—
6
11
-40 - 125
℃
6
13
VAIN
Analog input voltage
0
0 - VDDA
VDDA
V
VAIO
Analog input offset voltage, High-speed mode
mV
-40 - 125
℃
-25
±1
25
VAIO
Analog input offset voltage, Low-speed mode
mV
-40 - 125
℃
-40
±4
40
tDHSB
Propagation delay, High-speed mode2
ns
-40 - 105
℃
—
35
200
-40 - 125
℃
35
300
tDLSB
Propagation delay, Low-speed mode2
µs
-40 - 105
℃
—
0.5
2
-40 - 125
℃
—
0.5
3
tDHSS
Propagation delay, High-speed mode3
ns
-40 - 105
℃
—
70
400
Table continues on the next page...
ADC electrical specifications
S32K1xx Data Sheet, Rev. 12, 02/2020
NXP Semiconductors
59



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com