công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V300A15C500B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện V300A15C500B
Giải thích chi tiết về linh kiện  300Vin / 15Vout / 500Watts DC-DC Converter Module
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

V300A15C500B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vicor Corporation

  V300A15C500B Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation V300A15C500B Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Set your site on VICOR at www.vicorpower.com
Vicor Corp. Tel: 800-735-6200, 978-470-2900 Fax: 978-475-6715
V300A15C500B DC-DC Converter
Rev. 3
Page 7 of 8
MECHANICAL DRAWINGS
ALL MARKINGS
THIS SURFACE
PINS STYLES
SHORT & LONG (L) SOLDER:TIN/LEAD
HOT SOLDER DIPPED
STYLE S & N: GOLD PLATED COPPER
ALUMINUM
BASEPLATE
Unless otherwise specified,
dimensions are in inches
mm
Decimals
Tol.
Angles
0.XX
±0.01
±0,25
±1°
0.XXX
±0.005
±0,127
0.195
4,95
1.400*
35,56
1.000*
25,40
0.700*
17,78
0.400*
10,16
3.844
97,64
4.200*
106,68
1.790
45,47
0.06
1,5
R
(4X)
0.178
4,52
5
6
7
8
9
12
34
±0.003
±0,08
* DENOTES
TOL =
PLATED
THRU HOLE
DIA
PCB THICKNESS
0.062
±0.010
1,57
±0,25
PIN STYLE 1&S
0.094
±0.003
2,39
±0,08
0.194
±0.003
4,93
±0,08
PIN STYLE 2&N
0.094
±0.003
2,39
±0,08
0.194
±0.003
4,93
±0,08
INBOARD
SOLDER
MOUNT
0.43
10,9
ONBOARD
SOLDER
MOUNT
(7X)
(2X)
0.53
13,5
PCB MOUNTING SPECIFICATIONS
1.74
44,2
2.20
55,9
5
6
7
8
9
4
3
2
1
0.23
5,8
(REF)
0.180
4,57
0.080
2,03
1.400
35,56
1.000
25,40
0.700
17,78
0.400
10,16
DIA,(7X)
DIA,(2X)
4-40 UNC-2B
Thru (4X)***
(Style 2 and 3 only)
Slotted (Style 1)
or
Threaded (Style 2)
4-40 UNC-2B (6X)
or
Thru Hole (Style 3)
#30 Drill Thru (6X)
(0.1285)
0.50
12,7
0.06
1,5
2.20
55,9
(REF)
1.80
45,7
4.60
116,8
3.60
91,4
0.13
3,3
FULL R (6X)
(6X)
R
(3X)
CHAMFER
0.10
2,5
X 45
°
0.54
13,7
0.43
10,9
0.38
9,6
0.20**
5,08
0.12*
3,1
(2X)
0.01
Use a
4-40 Screw (6x)
Torque to:
5 in-lbs
0.57 N-m
Pin Style 2&N
(Long Pin)
0.62
15,7
Pin Style 1&S
(Short Pin)
(9X)
(9X)
ALUMINUM
BASEPLATE
0.50
±0.02
12,7
±0,5
* Style 1 baseplate only
** Style 2 & 3 baseplates
*** Reserved for Vicor accessories
Not for mounting
4.200
106,68
0.300
±0.015
7,62
±0,38
0.300
±0.015
7,62
±0,38
2.00
50,8
0.10
2,5
Converter Pins
No.
Function
Label
1
+In
+
2
Primary
PC
Control
3
Parallel
PR
4
–In
5
–Out
6
–Sense
–S
7
Secondary
SC
Control
8
+Sense
+S
9+Out
+
MODULE OUTLINE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com