công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293AD bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM293AD bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button LM293AD Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 50 page
background image
9.2.3 Application Curves
The following curves were generated with 5 V on VCC and VLogic, RPULLUP = 5.1 kΩ, and 50 pF scope probe.
±1
0
1
2
3
4
5
6
-0.25
0.25
0.75
1.25
1.75
2.25
Time (usec)
5mV OD
20mV OD
100mV OD
C004
Figure 9-2. Response Time for Various Overdrives
(Positive Transition)
±1
0
1
2
3
4
5
6
±0.25 0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (usec)
5mV OD
20mV OD
100mV OD
C006
Figure 9-3. Response Time for Various Overdrives
(Negative Transition)
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
www.ti.com
22
Submit Document Feedback
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com