công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZONE320S-50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC

tên linh kiện ZONE320S-50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fluid chilled or hot water, up to 60% glycol
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BELIMO [BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC]
Trang chủ  https://www.belimo.us/
Logo BELIMO - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC

ZONE320S-50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC

  ZONE320S-50 Datasheet HTML 1Page - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC ZONE320S-50 Datasheet HTML 2Page - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC ZONE320S-50 Datasheet HTML 3Page - BELIMO AIRCONTROLS (USA), INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Technical Data
2295
Power Supply
120 VAC, ±10%, 50/60 Hz
Power consumption in operation 6.5 W
Transformer sizing
7 VA (class 2 power source)
Electrical Connection
6” wire leads
Angle of rotation
90°
Position indication
Mechanically (integrated)
Manual override
hand lever
Running time fail-safe
<5 s Variable: 2.5...10 s
Ambient humidity
max. 95% r.H., non-condensing
Ambient temperature
32...104°F [0...40°C]
Storage temperature
-40...176°F [-40...80°C]
Degree of Protection
IP20, NEMA 1
Housing material
1114
Agency Listing
CE, cULus
Noise level, motor
35 dB(A)
Noise level, fail-safe
35 dB(A)
Servicing
maintenance-free
Quality Standard
ISO 9001
Weight
0.88 lb [0.40 kg]
Auxiliary switch
1 x SPST, 5 A resistive (5 A inductive) @ AC
120 V,
ZONE120NC-S Technical Data Sheet
800-543-9038 USA
866-805-7089 CANADA
203-791-8396 LATIN AMERICA / CARIBBEAN



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com