công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K142BHTXMLFTR bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K142BHTXMLFTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K142BHTXMLFTR bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors FS32K142BHTXMLFTR Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 100 page
background image
Table 13. Power consumption (Typicals unless stated otherwise) 1 (continued)
VLPS (μA) 2
VLPR (mA)
STOP1
(mA)
STOP2
(mA)
RUN@48
MHz (mA)
RUN@64 MHz
(mA)
RUN@80 MHz
(mA)
HSRUN@112
MHz (mA) 3
Max
TBD
TBD
TBD
TBD
NA
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
NA
TBD
150
Typ
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
NA
NA
NA
Max
TBD
TBD
TBD
8
NA
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
70
NA
TBD
S32K146
25
Typ
37
47
1.57
1.61
3.3
8
9.2
23.4
31.4
30.5
40.2
36.2
47.6
52
68.3
452
85
Typ
207
209
1.79
1.83
3.54
8.9
10.1
24.4
32.4
31.5
41.3
37.2
48.7
53.3
69.8
465
Max
974
981
3.32
3.38
NA
12.7
13.9
29.3
37.9
36.7
47
42.4
54.4
60.3
78
530
105
Typ
419
422
1.99
2.04
3.78
9.8
11
25.3
33.4
32.5
42.2
38.1
49.6
54.4
70.8
477
Max
2004
2017
4.06
4.13
NA
17.1
18.3
34.1
42.6
41.3
51.4
46.9
58.8
65.7
82.8
587
125
Typ
NA
NA
NA
NA
4.44
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Max
3358
3380
5.28
5.38
NA
22.6
23.7
40.2
48.8
47.3
57.4
52.8
64.8
NA
660
S32K1488
25
Typ
38
54
2.17
2.20
3.45
8.5
9.6
27.6
34.9
35.5
45.3
42.1
57.7
60.3
83.3
526
85
Typ
336
357
2.30
2.35
3.74
10.1
11.1
29.1
37.0
36.8
46.6
43.4
59.9
62.9
88.7
543
Max
1660
1736
3.48
3.55
NA
14.5
15.6
34.8
43.6
41.9
53.9
48.7
65.1
70.4
96.1
609
105
Typ
560
577
2.49
2.54
4.03
10.9
11.9
29.8
37.8
37.6
47.5
45.2
61.5
63.8
89.1
565
Max
2945
2970
4.40
4.47
NA
18.0
19.0
38.4
46.8
44.9
55.3
51.6
66.8
73.6
97.4
645
125
Typ
NA
NA
NA
NA
4.85
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Max
3990
4166
6.00
6.08
NA
23.4
24.5
44.3
52.5
50.9
61.3
57.5
71.6
NA
719



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com