công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALF80C511DF400 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện ALF80C511DF400
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALF80, Aluminum Electrolytic, 510 uF, 20%, 400 VDC, -40/105째C
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

ALF80C511DF400 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kemet Corporation

  ALF80C511DF400 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
KEMET Part Number: ALF80C511DF400
(A557EH511M400C)
ALF80, Aluminum Electrolytic, 510 uF, 20%, 400 VDC, -40/+105°C
Dimensions
D
35mm +1mm
L
50mm +/-2mm
S
22.5mm +/-0.1mm
LL
5.5mm +/-1mm
F
1.486mm +/-0.076mm
Packaging Specifications
Weight: 80 g
Sleeving: Yes
Packaging: Bulk
General Information
Series: ALF80
Dielectric: Aluminum Electrolytic
Style: Press-Fit
Description: Press-Fit, Aluminum Electrolytic
RoHS: Yes
Lead: 4 Pin Press-Fit
AEC-Q200: No
Notes: Dimensions D And L Include
Sleeving.
Shelf Life: 156 Weeks
Specifications
Capacitance: 510 uF
Capacitance Tolerance: 20%
Voltage DC: 400 VDC, 440 VDC (Surge)
Temperature Range: -40/+105°C
Rated Temperature: 105°C
Life:
8000 Hrs (Rated Voltage And
Ripple Current At 105C), 13000
Hrs (Rated Voltage At 105C)
Resistance: 241.7 mOhms (100Hz 20C),
124.9 mOhms (10kHz 20C)
Ripple Current: 2.745 Amps (100Hz 105C),
7.359 Amps (10kHz 105C)
Leakage Current: 612 uA (5min 20°C)
© 2006 - 2020 KEMET
Statements of suitability for certain applications are based on our knowledge of typical operating conditions for such applications, but are not intended to constitute - and
we specifically disclaim - any warranty concerning suitability for a specific customer application or use. This Information is intended for use only by customers who have the
requisite experience and capability to determine the correct products for their application. Any technical advice inferred from this Information or otherwise provided by us
with reference to the use of our products is given gratis, and we assume no obligation or liability for the advice given or results obtained.
Generated 10/18/2020 - 3c3fa7cc-4e3b-42ab-a270-71fd76c883a7


Số phần tương tự - ALF80C511DF400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALF80C561EF450 KEMET-ALF80C561EF450 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 560 uF, 20%, 450 VDC, -40/105째C
More results

Mô tả tương tự - ALF80C511DF400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALF80C682EF100 KEMET-ALF80C682EF100 Datasheet
98Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 6,800 uF, 20%, 100 VDC, -40/105째C
ALF80C303EL063 KEMET-ALF80C303EL063 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 30,000 uF, 20%, 63 VDC, -40/105째C
ALF80C561EF450 KEMET-ALF80C561EF450 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 560 uF, 20%, 450 VDC, -40/105째C
ALF80C112EL450 KEMET-ALF80C112EL450 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 1,100 uF, 20%, 450 VDC, -40/105째C
ALF80C132EL400 KEMET-ALF80C132EL400 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 1,300 uF, 20%, 400 VDC, -40/105째C
ALF80C823EH025 KEMET-ALF80C823EH025 Datasheet
99Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 82,000 uF, 20%, 25 VDC, -40/105째C
ALF80G132EL400 KEMET-ALF80G132EL400 Datasheet
96Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 1,300 uF, 20%, 400 VDC, -40/105째C
ALF80G272KP400 KEMET-ALF80G272KP400 Datasheet
89Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 2,700 uF, 20%, 400 VDC, -40/105째C
ALF80G222FP400 KEMET-ALF80G222FP400 Datasheet
89Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 2,200 uF, 20%, 400 VDC, -40/105째C
ALF80C122DD200 KEMET-ALF80C122DD200 Datasheet
92Kb / 1P
ALF80, Aluminum Electrolytic, 1,200 uF, 20%, 200 VDC, -40/105째C
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com