| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EXPRESS-SL2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Adlink Technology Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EXPRESS-SL2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Adlink Technology Inc. |
|
3 / 4 page ![]() Functional Diagram Mobile 6th Gen Intel® Xeon® Intel® Core™ Intel® Celeron® Processor Thermal Sensor TPM 2.0 Mobile Intel® Sky Lake Chipset QM170/HM170/ CM236 GPIO GP I2C SPI 0 BIOS LPC bus PCIe x16 (Gen3) 1 x16, 2 x8, or 1 x8 + 2 x4 SPI HD Audio 3x SATA 6Gb/s (port 0/1/2) 8x USB 2.0 SPI 1 BIOS DDC I2C SODIMM 2 1866/2133 MHz DDR4 SPI_CS# DDI 1 DP/HDMI/DVI DDI 2 DP/HDMI/DVI single/dual 18/24 bit LVDS 6x PCIe x1 (Gen3) (port 0-5) New SEMA BMC eDP - LVDS LAN i219 LM/V PCIe x1 SMBus SMBus SODIMM 1 1866/2133 MHz DDR4 eDP x2 eDP x4 VGA DP-to-VGA Switch PEG or DDI PEG or DDI 1 DDI 2 PCIe-to-PCI PCI PCIe SATA-to-PATA PATA SATA 4GPI, 4GPO 1x SATA 6Gb/s (port 3) |