| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SB710 bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SB710 bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - Advanced Micro Devices |
|
84 / 88 page ![]() AMD SB710 Databook 45215 Rev. 1.60 November 09 84 Appendix A: Pin Listing SATA_RX3P AC14 SATA_TX4P AE14 SATA_TX4N AD14 SATA_RX4N AD15 SATA_RX4P AE15 SATA_TX5P AB16 SATA_TX5N AC16 SATA_RX5N AE16 SATA_RX5P AD16 SATA_CAL V12 SATA_X1 Y12 SATA_X2 AA12 SATA_ACT#/GPIO67 W11 SATA_IS0#/GPIO10 AE18 SMARTVOLT1/SATA_IS2#/ GPIO4 AA19 CLK_REQ0#/SATA_IS3#/ GPIO0 W17 CLK_REQ1#/SATA_IS4#/ FANOUT3/GPIO39 V17 CLK_REQ2#/SATA_IS5#/ FANIN3/GPIO40 W20 CLK_REQ3#/SATA_IS1#/ GPIO6 AD18 HD Audio Interface AZ_BITCLK M1 AZ_SDOUT M2 AZ_SYNC L6 AZ_RST# M4 AZ_SDIN0/GPIO42 J7 AZ_SDIN1/GPIO43 J8 AZ_SDIN2/GPIO44 L8 AZ_SDIN3/GPIO46 M3 Real Time Clock X1 A3 X2 B3 VBAT B2 RTCCLK C3 INTRUDER_ALERT# C2 Clocks 14M_X1 J21 14M_X2 J20 USBCLK/14M_25M_48M_OSC C8 25M_48M_66M_OSC L18 PCIE_RCLKP/NB_LNK_CLKP N25 PCIE_RCLKN/NB_LNK_CLKN N24 NB_DISP_CLKP K23 NB_DISP_CLKN K22 NB_HT_CLKP M24 NB_HT_CLKN M25 CPU_HT_CLKP P17 CPU_HT_CLKN M18 SLT_GFX_CLKP M23 SLT_GFX_CLKN M22 GPP_CLK0P J19 GPP_CLK0N J18 GPP_CLK1P L20 GPP_CLK1N L19 GPP_CLK2P M19 GPP_CLK2N M20 GPP_CLK3P N22 GPP_CLK3N P22 Hardware Monitor FANOUT0/GPIO3 M8 FANOUT1/GPIO48 M5 FANOUT2/GPIO49 M7 CLK_REQ1#/SATA_IS4#/ FANOUT3/GPIO39 V17 FANIN0/GPIO50 P5 FANIN1/GPIO51 P8 FANIN2/GPIO52 R8 CLK_REQ2#/SATA_IS5#/ FANIN3/GPIO40 W20 TEMP_COMM C6 TEMPIN0/GPIO61 B6 TEMPIN1/GPIO62 A6 TEMPIN2/GPIO63 A5 TEMPIN3/TALERT#/GPIO64 B5 VIN0/GPIO53 A4 VIN1/GPIO54 B4 VIN2/GPIO55 C4 VIN3/GPIO56 D4 VIN4/GPIO57 D5 VIN5/GPIO58 D6 VIN6/GPIO59 A7 VIN7/GPIO60 B7 AVDD F6 AVSS G7 SPI ROM Interface SPI_DI/GPIO12 G6 SPI_DO/GPIO11 D2 SPI_CLK/GPIO47 D1 SPI_HOLD#/GPIO31 F4 SPI_CS1#/GPIO32 F3 SPI_CS2#/IMC_GPIO2 H21 |