công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S5KBF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện S5KBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

S5KBF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  S5KBF Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD S5KBF Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD S5KBF Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
S5ABF THRU S5MBF SMBF
2 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
0.1
1.0
10
100
20
40
60
80
100
120
00
140
percent of Rated Peak
Voltage (%)
Reverse
T =125
J
°C
T =25
J
°C
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
30
60
90
120
150
180
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (
°C)
Fig.1 Forward Current Derating Curve
2.0
4.0
6.0
0.0
Fig.4 Typical Junction Capacitance
0.1
0.6
1.0
1.2
1.6
Instaneous Forward Voltage (V)
0.4
10
Fig.3 Typical Forward Characteristic
1.0
1.4
0.8
1.8
T =25
J
°C
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
1.0
3.0
5.0
7.0



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com