công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMITX-BE-G-RX225FB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Adlink Technology Inc.

tên linh kiện AMITX-BE-G-RX225FB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini-ITX Embedded Board with AMD Embedded R-Series APU
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADLINK [Adlink Technology Inc.]
Trang chủ  https://www.adlinktech.com/en/index
Logo ADLINK - Adlink Technology Inc.

AMITX-BE-G-RX225FB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Adlink Technology Inc.

  AMITX-BE-G-RX225FB Datasheet HTML 1Page - Adlink Technology Inc. AMITX-BE-G-RX225FB Datasheet HTML 2Page - Adlink Technology Inc. AMITX-BE-G-RX225FB Datasheet HTML 3Page - Adlink Technology Inc. AMITX-BE-G-RX225FB Datasheet HTML 4Page - Adlink Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Functional Diagram
optional
TPM
Atmel
DisplayPort DP0
BMC
AMD
Fusion Controller Hub
A77E
Super
I/O
IT8783
AMD® R-series APU
(formerly "Bald Eagle")
RX-427BB
RX-425BB
RX-225FB
USB 3.0
USB 3.0
LPC
3x RS-232
3x SATA 6Gb/s
Vertical SODIMM (channel A)
8 GB DDR3L at 1333/1600 (non ECC)
Vertical SODIMM (channel B)
8 GB DDR3L at 1333/1600 (non ECC)
4x USB 2.0
0/1/2/3
3x SATA 6Gb/s
Front Panel
2x USB 2.0 port 4/5
SMbus
GPIO
Sensor
CPU FAN
Feature Connector
System signals
SPI 0/1
SPI0
SPI2 socket
(optional)
SPI1
GPIO
SPI0/1 header
SYS FAN 1
PS/2
System Signals
PCIe x1
DP
DP
2x USB 3.0 port 10/11
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.0
DP
DisplayPort DP1
GbE
i211AT
RJ45
10/100/1000
PCIe port 0
RJ45
10/100/1000
GbE
i211AT
PCIe port 1
HDA
Codec
ALC886
Center
Line In
Surround L/R
Line Out
S/PDIF Out
Mic In
Audio Header
COM1 header
COM2 header
COM3 header
COM4 header
PCIe x16
PCIe x16 slot
1 x RS-232/422/485
mSATA /
Mini PCIe
full size
(bottom)
MinI PCIe
half size
(top)
USB 2.0 port 9
USB
HUB
PCIe x1 port 3
Switch
SATA 6Gb/s
2x USB 2.0 port 6/7
USB Header
1x USB 2.0 port 8
USB Vertical
DP
DisplayPort DP3
2x USB 3.0 port 12/13
PCIe x1 slot
PCIe x1 port 2
DisplayPort DP2
eDP to
LVDS
eDP
2 lane
LVDS
Fine Wire Conn.
LVDS control
LVDS AUX
Connector
DDC
Brightness
LVDS Dat/Clk
SYS FAN 2



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com