công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSB40M bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện FMSB40M
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER Reverse Voltage - 100 to 1000 V Forward Current ??4.0A
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

FMSB40M bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  FMSB40M Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD FMSB40M Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD FMSB40M Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FMSB40B THRU FMSB40M UMSB
3 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
3000
UMSB
UMSB
4
Tape/Reel,13”reel
Package Outline
Plastic surface mounted package; leads
Summary of Packing Options
Package
Packing Description
Packing Quantity
Industry Standard
EIA-481-1
V
A
M
E1
E
∠ALL ROUND
L
UNIT
mm
1.5
0.29
8.9
1.3
0.17
8.4
10°
max
min
mil
max
min
59
51
12
7
350
331
A
C
D
E
E1
∠
e
1.15
0.95
45
37
b
5.3
4.9
209
193
7.6
7.1
299
280
7.0
6.2
276
244
L
1.6
1.0
31.5
55
The recommended mounting pad size
1.3×1. 8
51×71
mm
(mil)
Unit:



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com