công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSB20M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện FMSB20M
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER Reverse Voltage - 100 to 1000 V Forward Current ??2.0A
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

FMSB20M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  FMSB20M Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD FMSB20M Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD FMSB20M Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
FMSB20B THRU FMSB20M UMSB
2 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
10
20
30
40
50
60
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
Fig.3 Typical Instaneous Forward
Characteristics
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Forward Voltage (V)
T =25
J
°C
pulse with 300μs
1% duty cycle
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
0.1
1.0
10
100
20
40
60
80
100
120
00
140
percent of Rated Peak
Voltage (%)
Reverse
T =125
J
°C
T =25
J
°C
1.0
2.0
3.0
4.0
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Fig.1
Derating Curve
Average Rectified Output Current
Resistive or Inductive Load
Fig.4 Typical Junction Capacitance
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
CaseTemperature (
°C)
0.01
100
1
10
100
Fig.6- Typical Transient Thermal Impedance
t, Pulse Duration
(sec)
0.1
1
10



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com