công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2201CDR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2201CDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced linCMOS LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2201CDR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2201CDR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLC2201CDR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 71 page
background image
TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, TLC220xY
Advanced LinCMOS LOW NOISE PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS175B − FEBRUARY 1997 − REVISED JANUARY 2008
6
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TLC2202Y chip formation
This chip, when properly assembled, displays characteristics similar to the TLC2202C. Thermal compression
or ultrasonic bonding may be used on the doped-aluminum bonding pads. Chips may be mounted with
conductive epoxy or a gold-silicon preform.
BONDING PAD ASSIGNMENTS
CHIP THICKNESS: 15 MILS TYPICAL
BONDING PADS: 4
× 4 MILS MINIMUM
TJmax = 150°C
TOLERANCES ARE
±10%.
ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.
PIN (4) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDE OF CHIP.
+
−
1OUT
1IN +
1IN −
VDD+
(8)
(6)
(3)
(2)
(5)
(1)
−
+
(7)
2IN +
2IN −
2OUT
(4)
VDD−
100
80
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com