công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M1F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện M1F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount General Purpose Silicon Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

M1F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  M1F Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD M1F Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD M1F Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
M1F THRU M7F SMAF
2 / 3
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
0.1
0.6
0.8
0.9
1.0
1.1
Fig.3 Typical Forward Characteristic
Instaneous Forward Voltage (V)
0.7
1.0
0.2
0.5
Fig.2 Typical Instaneous Reverse
Characteristics
200
400
600
800
0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Reverse Voltage (V)
100
T =25
J
°C
T =75
J
°C
T =100
J
°C
T =125
J
°C
T =150
J
°C
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Case Temperature (
°C)
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
Fig.4 Typical Junction Capacitance
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
05
10
15
20
25
30
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
35



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com