công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP-USB-W2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mitsumi Electronics, Corp.

tên linh kiện ADP-USB-W2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W USB Output AC Adaptor with Worldwide Input
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MITSUMI [Mitsumi Electronics, Corp.]
Trang chủ  https://www.mitsumi.co.jp/index_e.html
Logo MITSUMI - Mitsumi Electronics, Corp.

ADP-USB-W2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mitsumi Electronics, Corp.

  ADP-USB-W2 Datasheet HTML 1Page - Mitsumi Electronics, Corp. ADP-USB-W2 Datasheet HTML 2Page - Mitsumi Electronics, Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MITSUMI
Adaptors, Chargers/Switching Power Supplies
• Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notification.
• The details listed here are not a guarantee of the individual products at the time of ordering. When using the products, you will be asked to check their specifications.
5W USB Output AC Adaptor with Worldwide Input
ADP-USB-W2 Series
OUTLINE
AC adaptor for use overseas, featuring a USB
standard TYPE_A connector for output.
Can meet safety standards for all destinations.
FEATURES
1. A series of standard cases is available for each country and region.
2. Downsizing. To about 85% of the old model down size. (except AC plug)
3. 5W output capacity.
USES
Information communication terminal. (Mobile phone, smartphone, etc.)
SPECIFICATIONS
Item
Specifications
Input voltage
AC100~240V 50/60Hz
Output capacity
5V/1.0A
Stand-by power
100mW or less
Output control method
Primary Control
Average efficiency
70%
Operating temperature range
0~40°C
Storage temperature range
−20~60°C
Output connector
USB TypeA
Safety standards
Conforms to IEC60950
Destinations
Japan, North America, China, Australia, U.K., Europe
Europe
Japan and
North America
U.K.
Australia


Số phần tương tự - ADP-USB-W2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsumi Electronics, Co...
ADP-USB-W1 MITSUMI-ADP-USB-W1 Datasheet
71Kb / 2P
4W USB Output AC Adaptor
ADP-USB-W4 MITSUMI-ADP-USB-W4 Datasheet
153Kb / 2P
7.5W USB Output small AC Adaptor with Worldwide Input
More results

Mô tả tương tự - ADP-USB-W2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsumi Electronics, Co...
ADP-G2 MITSUMI-ADP-G2 Datasheet
48Kb / 2P
5W Small AC Adaptors with Worldwide Input
ASR04 MITSUMI-ASR04 Datasheet
157Kb / 2P
Worldwide Input System Compact type AC Adaptors
ADP-W3 MITSUMI-ADP-W3 Datasheet
150Kb / 2P
4W AC Adaptors with Worldwide Input
ADP-W5 MITSUMI-ADP-W5 Datasheet
359Kb / 2P
3W Small AC Adaptors with Worldwide Input
ADP-G3 MITSUMI-ADP-G3 Datasheet
108Kb / 2P
10W AC Adaptors with Worldwide Input
ADP-G4 MITSUMI-ADP-G4 Datasheet
148Kb / 2P
36W small AC adaptors with worldwide input voltage
ADP-USB-S1 MITSUMI-ADP-USB-S1 Datasheet
113Kb / 2P
5W USB Output AC adaptor
ADP-USB-S2 MITSUMI-ADP-USB-S2 Datasheet
118Kb / 2P
10W USB Output AC adaptor
ADP-USB-W1 MITSUMI-ADP-USB-W1 Datasheet
71Kb / 2P
4W USB Output AC Adaptor
ADP-USB-W4 MITSUMI-ADP-USB-W4 Datasheet
153Kb / 2P
7.5W USB Output small AC Adaptor with Worldwide Input
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com