| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ASM3P2811A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Alliance Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ASM3P2811A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Alliance Semiconductor Corporation |
|
7 / 8 page ![]() September 2003 ASM3P2811A/B ASM3P2812A/B ASM3P2814A/B rev 1.0 Low Power EMI Reduction IC 7 of 7 Notice: The information in this document is subject to change without notice. E H A A1 A2 D B C L θ e 8-Pin TSSOP Dimensions in inches Dimensions in millimeters Symbol Min Max Min Max A 0.047 1.10 A1 0.002 0.006 0.05 0.15 A2 0.031 0.041 0.80 1.05 B 0.007 0.012 0.19 0.30 C 0.004 0.008 0.09 0.20 D 0.114 0.122 2.90 3.10 E 0.169 0.177 4.30 4.50 E 0.026 BSC 0.65 BSC H 0.244 0.260 6.20 6.60 L 0.018 0.030 0.45 0.75 θ 0° 8° 0° 8° Note: Controlling dimensions are millimeters. TSSOP: 0.034 grams unit weight. |