| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F722VCK7TR bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F722VCK7TR bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 229 page ![]() Table 10. STM32F722xx and STM32F723xx pin and ball definition Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions STM32F722xx STM32F723xx - 1 1 A2 1 1 C9 A2 A3 1 1 PE2 I/O FT - TRACECLK, SPI4_SCK, SAI1_MCLK_A, QUADSPI_BK1_IO2, FMC_A23, EVENTOUT - - 2 2 A1 2 2 A10 A1 A2 2 2 PE3 I/O FT - TRACED0, SAI1_SD_B, FMC_A19, EVENTOUT - - 3 3 B1 3 3 D9 B1 B2 3 3 PE4 I/O FT - TRACED1, SPI4_NSS, SAI1_FS_A, FMC_A20, EVENTOUT - - 4 4 B2 4 4 E8 B2 B3 4 4 PE5 I/O FT - TRACED2, TIM9_CH1, SPI4_MISO, SAI1_SCK_A, FMC_A21, EVENTOUT - - 5 5 B3 5 5 B10 B3 B4 5 5 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM1_BKIN2, TIM9_CH2, SPI4_MOSI, SAI1_SD_A, SAI2_MCK_B, FMC_A22, EVENTOUT - 1 6 6 C1 6 6 C10 C1 C2 6 6 VBAT S - - - - |