công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F723VCT7TR bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F723VCT7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 512KB Flash
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F723VCT7TR bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32F723VCT7TR Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 229 page
background image
10
17
28
M4
34
17
J10
M4
H3
28
34
PC2
I/O
FT
(4)
SPI2_MISO,
OTG_HS_ULPI_DIR,
FMC_SDNE0, EVENTOUT
ADC1_IN12,
ADC2_IN12,
ADC3_IN12
11
18
29
M5
35
18
F7
M5
H4
29
35
PC3
I/O
FT
(4)
SPI2_MOSI/I2S2_SD,
OTG_HS_ULPI_NXT,
FMC_SDCKE0, EVENTOUT
ADC1_IN13,
ADC2_IN13,
ADC3_IN13
-
-
30
-
36
-
J7
-
F10
30
36
VDD
S
-
-
-
-
12
19
31
M1
37
19
K10
M1
J1
31
37
VSSA
S
-
-
-
-
-
-
-
N1
-
-
-
N1
K1
-
-
VREF-
S
-
-
-
-
13
20
32
P1
38
20
J9
P1
L1
32
38
VREF+
S
-
-
-
-
-21
33
R1
39
21
K9
R1
M1
33
39
VDDA
S
-
-
-
-
14
22
34
N3
40
22
G8
N3
J2
34
40
PA0-WKUP
I/O
FT
(5)
TIM2_CH1/TIM2_ETR,
TIM5_CH1, TIM8_ETR,
USART2_CTS, UART4_TX,
SAI2_SD_B, EVENTOUT
ADC1_IN0,
ADC2_IN0,
ADC3_IN0,
WKUP1
Table 10. STM32F722xx and STM32F723xx pin and ball definition (continued)
Pin Number
Pin name
(function after
reset)(1)
Alternate functions
Additional
functions
STM32F722xx
STM32F723xx



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com