| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F722VCK6TR bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F722VCK6TR bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 229 page ![]() Port D PD0 - -- - - -- - - CAN1_RX - - FMC_D2 EVEN TOUT PD1 - -- - - -- - - CAN1_TX - - FMC_D3 EVEN TOUT PD2 TRACED2 - TIM3_ETR - - - - - UART5_RX - - - SDMMC1 _CMD EVEN TOUT PD3 - - - - - SPI2_SCK /I2S2_CK - USART2_CT S - - - - FMC_CLK EVEN TOUT PD4 - -- - - -- USART2_RT S -- - - FMC_NO E EVEN TOUT PD5 - -- - - -- USART2_TX - - - - FMC_NW E EVEN TOUT PD6 - - - - - SPI3_MO SI/I2S3_S D SAI1_SD_ A USART2_RX - - - SDMMC2 _CK FMC_NW AIT EVEN TOUT PD7 - -- - - -- USART2_CK - - - SDMMC2 _CMD FMC_NE1 EVEN TOUT PD8 - - - - - - - USART3_TX - - - - FMC_D13 EVEN TOUT PD9 - -- - - -- USART3_RX - - - - FMC_D14 EVEN TOUT PD10 - - - - - - - USART3_CK - - - - FMC_D15 EVEN TOUT PD11 - - -- -- - USART3_CT S - QUADSPI_ BK1_IO0 SAI2_SD_A - FMC_A16/ FMC_CLE EVEN TOUT PD12 - - TIM4_CH1 LPTIM1_IN 1 -- - USART3_RT S - QUADSPI_ BK1_IO1 SAI2_FS_A - FMC_A17/ FMC_ALE EVEN TOUT PD13 - - TIM4_CH2 LPTIM1_O UT -- - - - QUADSPI_ BK1_IO3 SAI2_SCK_ A -FMC_A18 EVEN TOUT Port D PD14 - - TIM4_CH3 - - - - - UART8_CTS - - - FMC_D0 EVEN TOUT PD15 - - TIM4_CH4 - - - - - UART8_RTS - - - FMC_D1 EVEN TOUT Table 12. STM32F722xx and STM32F723xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1/LPTIM1 I2C1/2/3/U SART1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI3/I2S3/ SAI1/ UART4 SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/US ART1/2/3/UA RT5 SAI2/USART 6/UART4/5/7/ 8/OTG1_FS CAN1/TIM1 2/13/14/QU ADSPI/ FMC/ OTG2_HS SAI2/QUAD SPI/SDMM C2/OTG2_ HS/OTG1_ FS SDMMC2 UART7/F MC/SDM MC1/ OTG2_FS SYS |