công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D4KB40 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện D4KB40
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.0A BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

D4KB40 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  D4KB40 Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd D4KB40 Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0
0.1
1.0
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FWD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Fwd Characteristics
F
T = 150°C
J
T = 25°C
J
Pulse Width
= 300 µs
0
100
25
75
50
125
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current
T = 150°c
Single Half
Sine Wave
(JEDEC Method)
j
1
10
100
110
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
T = 25°C
f = 1MHz
j
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
10,000
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 5 Typical Reverse Characteristics
T = 125°C
j
T = 100°C
j
T = 25°C
j
T = 150°C
j
0
1.0
2.0
3.0
0
75
150
225
T, TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
2 of 2
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
4.0
D4KB05 – D4KB100
D4KB05 – D4KB100



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com