công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF3433SQDBVRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF3433SQDBVRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF34-Q1 Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage References
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF3433SQDBVRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF3433SQDBVRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 34 page
background image
7.5 Electrical Characteristics
At TA = 25°C unless otherwise noted.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
ACCURACY AND DRIFT
Output voltage
accuracy
TA = 25°C
–0.05%
0.05%
Output voltage
temperature
coefficient(1)
–40°C ≤ TA ≤ 125°C
2.5
6 ppm/°C
LINE AND LOAD REGULATION
ΔV(OΔVIN)
Line regulation
VIN = 2.55 V to 12 V , TA = 25°C
2
ppm/V
VIN = VREF + VDO (5) to 12 V, −40°C ≤ TA ≤ 125°C
15
ΔV(OΔIL)
Load regulation
IL = 0 mA to 10 mA, VIN = 3 V, TA =
25°C
Sourcing
20
ppm/mA
IL = 0 mA to 10 mA, VIN = 3 V,
−40°C ≤ TA ≤ 125°C
Sourcing
30
IL = 0 mA to –10 mA, VIN = VREF+
VDO (6), TA = 25°C
Sinking
REF3425-Q1
40
REF3430-Q1
43
REF3433-Q1
48
REF3440-Q1
60
REF3450-Q1
70
IL = 0 mA to –10 mA, VIN = VREF+
VDO (6), −40°C ≤ TA ≤ 125°C
Sinking
REF3425-Q1
70
REF3430-Q1
75
REF3433-Q1
84
REF3440-Q1
98
REF3450-Q1
140
ISC
Short-circuit
current (Output
shorted to
ground)
VREF = 0, TA = 25°C
18
22
mA
NOISE
en p-p
Output voltage
noise(2)
ƒ = 0.1 Hz to 10 Hz
5
μV p-p/V
ƒ = 0.1 Hz to 10 Hz (REF3440-Q1 and REF3450-Q1)
3.8
μV p-p/V
ƒ = 10 Hz to 10 kHz
24
μV rms
en
Output voltage
noise density
ƒ = 1 kHz
0.25
ppm/√ Hz
ƒ = 1 kHz (REF3440-Q1 and REF3450-Q1)
0.2
ppm/√ Hz
HYSTERESIS AND LONG TERM STABILITY
Long-term
stability(3)
0 - 1000 hours at 35°C
25
ppm
1000 - 2000 hours at 35°C
10
Output voltage
hysteresis(4)
TA = 25°C to −40°C to 125°C to 25°C, Cycle 1
30
ppm
TA = 25°C to −40°C to 125°C to 25°C, Cycle 2
10
www.ti.com
REF34-Q1
SBAS901B – JULY 2018 – REVISED SEPTEMBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: REF34-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com