công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSF15N10A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

tên linh kiện WSF15N10A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSF15N10A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSF15N10A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF15N10A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF15N10A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF15N10A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF15N10A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
100
V
VGS
Gate-Source Voltage
±
20
V
ID@TC=25℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
15
A
ID@TC=100℃
Continuous Drain Current, VGS @ 10V1
7
A
IDM
Pulsed Drain Current2
40
A
Single Pulse Avalanche Energy3
20
mJ
PD@TC=25℃
40
W
Derating factor
0.27
TJ
Operating Junction Temperature Range
-55 to 170
BVDSS
RDSON
ID
100V
90mΩ
15A
General Description
Features
Absolute Maximum Ratings
TO-252 Pin Configuration
Product Summery
N-Ch MOSFET
Page 1
www.winsok.tw
Dec.2014
WSF15N10A
Application
Power switching application
Hard switched and high frequency circuits
Uninterruptible power supply
Fully characterized avalanche voltage and current
Good stability and uniformity with high EAS
Excellent package for good heat dissipation
Special process technology for high ESD capability
High density cell design for ultra low Rdson
The WSF15N10A uses advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. It
can be used in a wide variety of applications.
TSTG
EAS
W/℃
Maximum Power Dissipation
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
RθJA
Thermal Resistance Junction-ambient
1
---
50
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction-Case
1
---
3.8
/W
Thermal Data


Số phần tương tự - WSF15N10A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
N-Ch MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
WSF15N10 DOINGTER-WSF15N10 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSF15N10G WIINSOK-WSF15N10G Datasheet
2Mb / 6P
N-Ch MOSFET
More results

Mô tả tương tự - WSF15N10A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSC5N20 WIINSOK-WSC5N20 Datasheet
617Kb / 5P
N-Ch MOSFET
WSD45N10GKDN56 WIINSOK-WSD45N10GKDN56 Datasheet
2Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD2050DN WIINSOK-WSD2050DN Datasheet
2Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
N-Ch MOSFET
WSF25N10 WIINSOK-WSF25N10 Datasheet
1Mb / 5P
N-Ch MOSFET
WSF40N10A WIINSOK-WSF40N10A Datasheet
1Mb / 6P
N-Ch MOSFET
WSF60N06 WIINSOK-WSF60N06 Datasheet
610Kb / 5P
N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com