công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032D-QTLE bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032D-QTLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032D-QTLE bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 110Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 111Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 112Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 113Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 114Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 115Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 116Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 117Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 118Page - Integrated Silicon Solution, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 117 / 118 page
background image
IS25LP032D
IS25WP032D
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
117
Rev. A12
08/04/2020
11. ORDERING INFORMATION - Valid Part Numbers
IS25LP 032 D
-
J
B
L
E :P
PBO (Polybenzoxazole) LAYER
:P = Die Overcoat process-PBO layer (Call Factory)
Blank = Without Die Overcoat process-PBO layer
TEMPERATURE RANGE
E = Extended (-40°C to +105°C)
A3 = Automotive Grade (-40°C to +125°C)
PACKAGING CONTENT
L = RoHS compliant
PACKAGE Type (1)
B = 8-pin SOIC 208mil
N = 8-pin SOIC 150mil
T = 8-contact USON 4x3mm
E = 8-contact XSON 4x4mm
K = 8-contact WSON 6x5mm
L = 8-contact WSON 8x6mm (Call Factory)
M = 16-pin SOIC 300mil
G = 24-ball TFBGA (6x8mm) 4x6 ball array (Call Factory)
H = 24-ball TFBGA (6x8mm) 5x5 ball array (Call Factory)
W = KGD (Call Factory)
Option
J = Standard
R = Dedicated RESET# pin for 16-pin SOIC/24-ball TFBGA
Q = QE bit set to 1 (Call Factory)
Die Revision
D = Revision D
Density
032 = 32 Megabit
BASE PART NUMBER
IS = Integrated Silicon Solution Inc.
25LP = FLASH, 2.30V ~ 3.60V, QPI
25WP = FLASH, 1.65V ~ 1.95V, QPI
Note:
1. Call Factory for other package options available



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com