công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032D-QTLE bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032D-QTLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032D-QTLE bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 84Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 85Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 86Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 87Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 88Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 89Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 90Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 91Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-QTLE Datasheet HTML 92Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 118 page
background image
IS25LP032D
IS25WP032D
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
88
Rev. A12
08/04/2020
Figure 8.66 FRDDTR AX Read Sequence (without command decode cycles)
IO0
IO1
3-byte Address
...
...
tV
22 20 18
7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1
4 Dummy Cycles
23 21 19
...
6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0
Data Out
Data Out
Data Out
16 14 12
17 15 13
10
11
SCK
0
1
2
...
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mode 3
Mode 0
CE #
7 5 3 1
6 4 2 0
0
1
Mode Bits
...
...
Notes:
1. If the mode bits=AXh (
where X is don’t care), it will keep executing the AX read mode (without command). When the
mode bits are different from AXh, the device exits the AX read operation.
2. Number of dummy cycles depends on clock speed. Detailed information in Table 6.11 Read Dummy Cycles.
3. Sufficient dummy cycles are required to avoid I/O contention. If the number of dummy cycles and AX bit cycles are
same, then X should be Hi-Z.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com