công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032D-RTLE bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032D-RTLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032D-RTLE bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 93Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 94Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 95Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 96Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 97Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 98Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 99Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 100Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032D-RTLE Datasheet HTML 101Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 118 page
background image
IS25LP032D
IS25WP032D
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
97
Rev. A12
08/04/2020
AUTOBOOT REGISTER READ OPERATION (RDABR, 14h)
The AutoBoot Register Read command is shifted in. Then the 32-bit AutoBoot Register is shifted out, least
significant byte first, most significant bit of each byte first. It is possible to read the AutoBoot Register continuously
by providing multiples of 32 bits.
Figure 8.76 RDABR Sequence In SPI Mode
Instruction = 14h
7
CE #
SCK
SI
3
2
SO
1
0
Data Out 1
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mode 3
Mode 0
4
tV
...
...
Figure 8.77 RDABR Sequence In QPI Mode
14h
0
1
Mode 3
Mode 0
2
3
7:4
3:0
CE#
SCK
IO[3:0]
tV
Data Out
...
...



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com