công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25LP032A-QFLE bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25LP032A-QFLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V SERIAL FLASH MEMORY WITH 133MHZ MULTI I/O SPI & QUAD I/O QPI DTR INTERFACE
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25LP032A-QFLE bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 45Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 46Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 47Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 48Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 49Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 50Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 51Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 52Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25LP032A-QFLE Datasheet HTML 53Page - Integrated Silicon Solution, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 99 page
background image
IS25LP064A/032A
Integrated Silicon Solution, Inc.- www.issi.com
49
Rev. A
11/06/2015
8.17 WRITE STATUS REGISTER OPERATION (WRSR, 01h)
The Write Status Register (WRSR) instruction allows the user to enable or disable the block protection and
Status Reg
ister write protection features by writing “0”s or “1”s into the non-volatile BP3, BP2, BP1, BP0, and
SRWD bits.
Also WRSR instruction allows the user to disable or enable quad operation by writing “0” or “1” into
the non-volatile QE bit.
Figure 8.28 Write Status Register Sequence
Instruction = 01h
CE #
SCK
SI
SO
Data In
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mode 3
Mode 0
7
3
2
1
0
6
5
4
High Impedence
Figure 8.29 Write Status Register QPI Sequence
01h
0
1
Mode 3
Mode 0
2
3
7:4
3:0
CE#
SCK
IO[3:0]
Data In



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com