| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LIS25BATR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LIS25BATR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 32 page ![]() Package information LIS25BA 30/32 DocID031510 Rev 4 Figure 18. Reel information for carrier tape of LGA-14 package Table 27. Reel dimensions for carrier tape of LGA-14 package Reel dimensions (mm) A (max) 330 B (min) 1.5 C 13 ±0.25 D (min) 20.2 N (min) 60 G 12.4 +2/-0 T (max) 18.4 |