công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSOP132 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSOP132
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR Receiver Modules for Remote Control Systems
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSOP132 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TSOP132 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TSOP132 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TSOP132.., TSOP134.., TSOP136..
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.7, 16-Dec-2019
3
Document Number: 82806
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Output Delay and Pulse-Width
Fig. 2 - Pulse-Width vs. Irradiance in Dark Ambient
Fig. 3 - Test Signal
Fig. 4 - Pulse-Width vs. Irradiance in Dark Ambient
Fig. 5 - Frequency Dependence of Responsivity
Fig. 6 - Sensitivity in Bright Ambient
E
e
T
t
pi
(1)
t
V
O
V
OH
V
OL
t
Optical Test Signal
(IR diode TSAL6200, I
F = 0.1 A, 30 pulses, f = f0, t = 10 ms)
Output Signal
td
(2)
t
po
(3)
(2) AGC4: 8/f
0 < td < 14/f0
AGC2, AGC 6:
14/f0 < td < 20/f0
(3) t
pi - 3.5/f0 < tpo < tpi + 3.5/f0
16110-15
(1) AGC4: t
pi ≥ 10/f0, AGC2, AGC6: tpi ≥ 19/f0
10
100
1000
10000
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0.1
10
1000
Axis Title
E
e - Irradiance (mW/m
2)
Output pulse width
Input burst length
λ= 950 nm,
optical test signal, Fig. 1
E e
t
VO
VOH
VOL
t
600 µs
600 µs
t = 60 ms
t on
t off
94 8134
Optical Test Signal
Output Signal, (see Fig. 4)
10
100
1000
10000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.1
1
10
100
1000
10 000
Axis Title
E
e - Irradiance (mW/m
2)
t
on
t
off
λ= 950nm,
optical test signal, Fig. 3
10
100
1000
10000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.7
0.9
1.1
1.3
Axis Title
f/f
0 - Relative Frequency
f = f
0 ±5 %
10
100
1000
10000
0
1
2
3
0.01
0.1
1
10
100
Axis Title
E
e - Ambient DC Irradiance (W/m
2)
Correlation with ambient light sources:
10 W/m2 = 1.4 klx (std. ilum. A, T = 2855 K)
10 W/m2 = 8.2 klx (daylight, T = 5900 K)
Wavelength of ambient
illumination: λ = 950 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com