công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT54WS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện BAT54WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

BAT54WS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  BAT54WS Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, BAT54WS Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, BAT54WS Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
BAT54WS
Schottky Barrier Diode
1 / 3
www.pingjingsemi.com
Revis
ion:1.0 Oct-2017
Fe
atures
For Low forward voltage
Guard ring protected
Small plastic SMD SOD-323 package
Applications
Ultra high-speed switching
Voltage clamping
Protection circuits
SOD-323
1Cathode
2Anode
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Reverse Voltage
VR
30
V
Forward Current
IF
200
mA
Repetitive Peak Forward Current
IFRM
300
mA
Peak Forward Surge Current (tp = 10 ms)
IFSM
600
mA
Power Dissipation
PD
230
mW
Thermal Resistance from Junction Ambient
RthJA
500
K/W
Junction Temperature
TJ
125
O
C
Storage Temperature Range
TSTG
- 65 to + 150
O
C
Electrical Characteristics (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Max.
Unit
Forward Voltage
at IF = 0.1 mA
at IF = 1 mA
at IF = 10 mA
at IF = 30 mA
at IF = 100 mA
VF
240
320
400
500
800
mV
Reverse Current
at VR = 25 V
IR
2
µA
Total Capacitance
at VR = 1 V, f = 1 MHz
CT
10
pF
Reverse Recovery Time
at IF = 10 mA, VR = 6 V, IR = 10 mA, RL = 100 Ω
trr
6
ns
1
2
S1
Marking :
S1


Số phần tương tự - BAT54WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BAT54WS PANJIT-BAT54WS Datasheet
113Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Won-Top Electronics
BAT54WS WTE-BAT54WS Datasheet
29Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAT54WS DIODES-BAT54WS Datasheet
64Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS30098 Rev. 4 - 2
logo
General Semiconductor
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
SCHOTTKY DIODES
logo
Diodes Incorporated
BAT54WS DIODES-BAT54WS Datasheet
85Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS30098 Rev. 8 - 2
More results

Mô tả tương tự - BAT54WS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS74SB43 PHILIPS-1PS74SB43 Datasheet
49Kb / 8P
Schottky barrier diode
1999 Dec 10
1PS79SB62 PHILIPS-1PS79SB62 Datasheet
56Kb / 8P
Schottky barrier diode
2001 Jan 18
logo
Vishay Siliconix
BAS85 VISHAY-BAS85 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
BAS86 VISHAY-BAS86 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
BAT46 DIODES-BAT46 Datasheet
49Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11002 Rev. E-2
SD103A DIODES-SD103A Datasheet
66Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11009 Rev. 11 - 2
logo
ON Semiconductor
NSR0230P2T5G ONSEMI-NSR0230P2T5G Datasheet
42Kb / 3P
Schottky Barrier Diode
October, 2006 ??Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
RB520S30 UTC-RB520S30 Datasheet
38Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Champion Microelectroni...
CMS-S060-060 CHAMP-CMS-S060-060 Datasheet
21Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Shindengen Electric Mfg...
DF20NC15 SHINDENGEN-DF20NC15 Datasheet
641Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com