công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K144HAT0VLHT bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K144HAT0VLHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage range: 2.7 V to 5.5 V Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K144HAT0VLHT bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors FS32K144HAT0VLHT Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 100 page
background image
1
2
3
tSCK
tIS
tIH
Clock
SCK
CS
Data in
tSDC
tSDC
Figure 10. QuadSPI input timing (SDR mode) diagram
1
2
3
tIV
tOV
tSCK
tCSSCK
tSCKCS
Clock
SCK
CS
Data out
tSDC
tSDC
tSDC
Invalid
Figure 11. QuadSPI output timing (SDR mode) diagram
invalid
invalid
D2
invalid
invalid
D4
D3
D1
D5
TIS
TIS
TIH
TIH
TIS– Setup Time
TIH – Hold Time
Figure 12. QuadSPI input timing (HyperRAM mode) diagram
Memory and memory interfaces
S32K1xx Data Sheet, Rev. 13, 04/2020
NXP Semiconductors
53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com